công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH89F52P/044PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Microcontroller with 10bit ADC
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH89F52P/044PR Datasheet HTML 72Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 73Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 74Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 75Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 76Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 77Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 78Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 79Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 80Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 105 page
background image
SH88F516(SH88F54/SH89F52)
76
Table 9.9 EUART0 Data Buffer Register
99H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
SBUF
SBUF.7
SBUF.6
SBUF.5
SBUF.4
SBUF.3
SBUF.2
SBUF.1
SBUF.0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7-0
SBUF[7-0]
This SFR accesses two registers; a transmit shift register and a receive latch register
A write of SBUF will send the byte to the transmit shift register and then initiate a
transmission
A read of SBUF returns the contents of the receive latch
Table 9.10 EUART0 Slave Address & Address Mask Register
9AH-9BH
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
SADDR
SADDR.7
SADDR.6
SADDR.5
SADDR.4
SADDR.3
SADDR.2
SADDR.1
SADDR.0
SADEN
SADEN.7
SADEN.6
SADEN.5
SADEN.4
SADEN.3
SADEN.2
SADEN.1
SADEN.0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7-0
SADDR[7:0]
SFR SADDR defines the EUART0’s slave address
7-0
SADEN[7:0]
SFR SADEN is a bit mask to determine which bits of SADDR are checked
against a received address
0: Corresponding bit in SADDR is a “don’t care”
1: Corresponding bit in SADDR is checked against a received address



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com