công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH89F52P/044PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Microcontroller with 10bit ADC
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH89F52P/044PR Datasheet HTML 96Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 97Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 98Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 99Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 100Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 101Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 102Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 103Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 104Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 100 / 105 page
background image
SH88F516(SH88F54/SH89F52)
100
13. Package Information
QFP 44 Outline Dimensions
unit: inch/mm
23
33
b
e
44
34
1
11
12
22
See Detail F
Seating Plane
L
DETAIL F
q
D
HD
Symbol
Dimensions in inches
Dimensions in mm
A
0.106 Max.
2.70 Max.
A1
0.012 Max.
0.3 Max
A2
0.079
± 0.004
2.00
± 0.10
b
0.134
± 0.001
0.35
± 0.03
c
0.006
± 0.002
0.15
± 0.05
D
0.394
± 0.006
10.00
± 0.15
E
0.394
± 0.006
10.00
± 0.15
e
0.031 Typ.
0.80 Typ.
HD
0.519
± 0.014
13.20
± 0.35
HE
0.519
± 0.014
13.20
± 0.35
L
0.035
± 0.006
0.9
± 0.15
θ
0
° ~ 11°
0
° ~ 11°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com