công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH89F52P/044PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Microcontroller with 10bit ADC
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH89F52P/044PR Datasheet HTML 13Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 14Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 15Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 16Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 17Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 18Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 19Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 20Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 21Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 105 page
background image
SH88F516(SH88F54/SH89F52)
17
SFR Map
Bit
addressable
Non Bit addressable
0/8
1/9
2/A
3/B
4/C
5/D
6/E
7/F
F8h
SPSTA
IB_OFFSET
IB_DATA
FFh
F0h
B
AUXC
IB_CON1
IB_CON2
IB_CON3
IB_CON4
IB_CON5
XPAGE
F7h
E8h
SCON1
P0M0
P1M0
P2M0
P3M0
P4M0
EFh
E0h
ACC
P0M1
P1M1
P2M1
P3M1
P4M1
E7h
D8h
EXF1
PWM0CON PWM1CON PWM2CON
DFh
D0h
PSW
PWM0P
PWM1P
PWM2P
D7h
C8h
T2CON
T2MOD
RCAP2L
RCAP2H
TL2
TH2
TCON1
CFh
C0h
P4
PWM0D
PWM1D
PWM2D
C7h
B8h
IPL0
IPL1
IENC
BFh
B0h
P3
RSTSTAT
CLKCON
LPDCON
IPH0
IPH1
B7h
A8h
IEN0
IEN1
EXF0
AFh
A0h
P2
SPCON
SPDAT
SBRT1
FLASHCON
A7h
98h
SCON
SBUF
SADDR
SADEN
SBRT0
SBUF1
SADDR1
SADEN1
9Fh
90h
P1
CMPCON0
CMPCON1
ADCON
ADT
ADCH
ADDL
ADDH
97h
88h
TCON
TMOD
TL0
TL1
TH0
TH1
SUSLO
8Fh
80h
P0
SP
DPL
DPH
DPL1
DPH1
INSCON
PCON
87h
0/8
1/9
2/A
3/B
4/C
5/D
6/E
7/F
Note: The unused addresses of SFR are not available.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com