công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH89F52P/044PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8051 Microcontroller with 10bit ADC
PDF  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH89F52P/044PR bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH89F52P/044PR Datasheet HTML 60Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 61Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 62Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 63Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 64Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 65Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 66Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 67Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH89F52P/044PR Datasheet HTML 68Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 105 page
background image
SH88F516(SH88F54/SH89F52)
64
9.2.9 Register
Table 9.4 Serial Peripheral Control Register
A2H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
SPCON
DIR
MSTR
CPHA
CPOL
SSDIS
SPR2
SPR1
SPR0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7
DIR
Transfer Direction Selection
0: MSB first
1: LSB first
6
MSTR
Serial Peripheral Master
0: Configure the SPI as a Slave
1: Configure the SPI as a Master
5
CPHA
Clock Phase
0: Data sampled on first edge of SCK period
1: Data sampled on second edge of SCK period
4
CPOL
Clock Polarity
0: SCK line low in idle state
1: SCK line high in idle state
3
SSDIS
SS
———
Disable
0: Enable SS
———
pin in both Master and Slave modes
1: Disable SS
———
pin in both master and slave modes
MODF interrupt request will not generate, if SSDIS is set.
In Slave mode, this bit has no effect if CPHA = 0.
2-0
SPR[2:0]
Serial Peripheral Clock Rate
000: fSYS/4
001: fSYS/8
010: fSYS/16
011: fSYS/32
100: fSYS/64
Other: fSYS/128



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com