công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(PDF) 113 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F3283P/032PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced 8051 Microcontroller with 12bit ADC
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(HTML) 113 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 109Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 110Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 111Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 112Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 113Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 114Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 115Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 116Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 117Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 113 / 144 page
background image
SH79F3283
113
For Example
System Clock
(SYSCLK)
TADC[2:0]
tAD
TS[3:0]
Sample Time
Conversion Time
32.768kHz
000
30.5 *2=61
µs
0000
2*61=122
µs
12*61+122=854
µs
000
30.5 *2=61
µs
0111
8*61=488
µs
12*61+488=1220
µs
000
30.5 *2=61
µs
1111
15*61=915
µs
12*61+915=1647
µs
111
30.5 *32=976
µs
0000
2*976=1952
µs
12*976+1952=13664
µs
111
30.5 *32=976
µs
0111
8*976=7808
µs
12*976+7808=19520
µs
111
30.5 *32=976
µs
1111
15*976=14640
µs
12*976+14640=26352
µs
4MHz
000
0.25 *2=0.5
µs
-
-
(tAD < 1µs, Not recommended)
001
0.25 *4=1
µs
0000
2*1=2
µs
12*1+2=14
µs
001
0.25 *4=1
µs
0111
8*1=8
µs
12*1+8=20
µs
001
0.25 *4=1
µs
1111
15*1=15
µs
12*1+15=27
µs
111
0.25 *32=8
µs
0000
2*8=16
µs
12*8+16=112
µs
111
0.25 *32=8
µs
0111
8*8=64
µs
12*8+64=160
µs
111
0.25 *32=8
µs
1111
15*8=120
µs
12*8+120=216
µs
12MHz
000
0.083*2=0.166
µs
-
-
(tAD < 1µs, Not recommended)
100
0.083*12=1
µs
0000
2*1=2
µs
12*1+2=14
µs
100
0.083*12=1
µs
0111
8*1=8
µs
12*1+8=20
µs
100
0.083*12=1
µs
1111
15*1=15
µs
12*1+15=27
µs
111
0.083*32=2.7
µs
0000
2*2.7=5.4
µs
12*2.7+5.4=37.8
µs
111
0.083*32=2.7
µs
0111
8*2.7=21.6
µs
12*2.7+21.6=54
µs
111
0.083*32=2.7
µs
1111
15*2.7=40.5
µs
12*2.7+40.5=72.9
µs
Table 8.39 ADC Channel Configure Register
95H, Bank0
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
ADCH
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3
CH2
CH1
CH0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7-0
CH[7:0]
Channel Configuration bits
0: P4.0-P4.3, P3.4-P3.7 are I/O port
1: P4.0-P4.3, P3.4-P3.7 are ADC input port



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com