công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F3283P/032PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced 8051 Microcontroller with 12bit ADC
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 80Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 81Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 82Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 83Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 84Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 85Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 86Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 87Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 88Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 144 page
background image
SH79F3283
84
Table 8.16 PWM Period Control Register (PWM0PL)
D3H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
PWM0PL
PP0.7
PP0.6
PP0.5
PP0.4
PP0.3
PP0.2
PP0.1
PP0.0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7-0
PP0[7:0]
12-bit PWM period low 8 bits registers
Table 8.17 PWM Period Control Register (PWM0PH)
D4H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
PWM0PH
-
-
-
-
PP0.11
PP0.10
PP0.9
PP0.8
R/W
-
-
-
-
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
-
-
-
-
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
3-0
PP0[11:8]
12-bit PWM period high 4 bits registers
PWM output period cycle = [PP0.11, PP0.0] X PWM clock.
When [PP0.11, PP0.0] = 000H, If PWM0S = 0, regardless of the PWM duty cycle, PWM0x(x = A, B, C) output low.
When [PP0.11, PP0.0] = 000H, If PWM0S = 1, regardless of the PWM duty cycle, PWM0x(x = A, B, C) output high.
Table 8.18 PWM Duty Control Register (PWM0DL)
D5H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
PWM0DL
PD0.7
PD0.6
PD0.5
PD0.4
PD0.3
PD0.2
PD0.1
PD0.0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7-0
PD0[7:0]
12-bit PWM duty low 8 bits registers
Table 8.19 PWM Duty Control Register (PWM0DH)
D6H
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
PWM0DH
-
-
-
-
PD0.11
PD0.10
PD0.9
PD0.8
R/W
-
-
-
-
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
-
-
-
-
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
3-0
PD0[11:8]
12-bit PWM duty high 4 bits registers
PWM output duty cycle = [PD0.11, PD0.0] X PWM clock.
If [PP0.11, PP0.0]
≤ [PD0.11, PD0.0], PWM0x(x = A, B, C) outputs high level when the PWM0S bit is set to “0”.
If [PP0.11, PP0.0]
≤ [PD0.11, PD0.0], PWM0x(x = A, B, C) outputs GND level when the PWM0S bit is set to “1”.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com