công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADSP-SC596
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHARC Dual-Core DSP with Arm Cortex-A55
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADSP-SC596 bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - Analog Devices

Back Button ADSP-SC596 Datasheet HTML 113Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 114Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 115Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 116Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 117Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 118Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 119Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 120Page - Analog Devices ADSP-SC596 Datasheet HTML 121Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 117 / 134 page
background image
Rev. PrD
|
Page 117 of 134
|
May 2022
ADSP-SC595/SC596/SC598
Preliminary Technical Data
Figure 58. MLB 6-Pin Transition Time
Figure 59. MLB 6-Pin Clock Definitions
MLBCP/N
MLBDP/N
MLBSP/N
tMT
80%
20%
tMT
MLBCP/N
RECOVERED
CLOCK (1:1)
RECOVERED
CLOCK (2:1)
1/fMCKE
T1:1
T2:1
T2:1
T1:1 = 1/fMCKE
T2:1 = 1/(2 × fMCKE)
NOTE:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com