công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MT9075B bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Mitel Networks Corporation

tên linh kiện MT9075B
Giải thích chi tiết về linh kiện  E1 Single Chip Transceiver
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITEL [Mitel Networks Corporation]
Trang chủ  http://www.mitel.com
Logo MITEL - Mitel Networks Corporation

MT9075B bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Mitel Networks Corporation

Back Button MT9075B Datasheet HTML 66Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 67Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 68Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 69Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 70Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 71Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 72Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 73Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 74Page - Mitel Networks Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 78 page
background image
MT9075B
Preliminary Information
70
AC Electrical Characteristics - Transmit Data Link Timing
Figure 13 - Transmit Data Link Functional Timing
Figure 14 - Transmit Data Link Timing Diagram
Characteristic
Sym
Min
Typ
Max
Units
Test Conditions
1
Data Link Clock Output Delay
tTDC
35
ns
50pF
2
Data Link Setup
tDLS
10
ns
3
Data Link Hold
tDLH
10
ns
F0b
TxDLCLK
TIME SLOT 0
Bits 4,3,2,1,0
TxDL
TxDLCLK
TxDL
Example A - 20 kb/s
Example B - 12 kb/s
C4b
TxDL
tTDC
tDLH
tDLS
TxDLCLK
VTT
VTT,VCT
VTT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com