công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MT9075B bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Mitel Networks Corporation

tên linh kiện MT9075B
Giải thích chi tiết về linh kiện  E1 Single Chip Transceiver
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITEL [Mitel Networks Corporation]
Trang chủ  http://www.mitel.com
Logo MITEL - Mitel Networks Corporation

MT9075B bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Mitel Networks Corporation

Back Button MT9075B Datasheet HTML 70Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 71Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 72Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 73Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 74Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 75Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 76Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 77Page - Mitel Networks Corporation MT9075B Datasheet HTML 78Page - Mitel Networks Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 78 page
background image
Preliminary Information
MT9075B
77
AC Electrical Characteristics - Multiframe Timing
Figure 27 - Receive Multiframe Functional Timing
Figure 28 - Transmit Multiframe Functional Timing
Characteristic
Sym
Min
Typ
Max
Units
Test Conditions
1
Receive Multiframe Output Delay
tMOD
50
ns
50pF
2
Transmit Multiframe Setup
tMS
50
ns
3
Transmit Multiframe Hold
tMH
50
*
ns
* 256 C2 periods -100nsec
DSTo
BIt Cells
F0b
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 0
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 0
Bit 7
Frame 0
Frame 15
RxMF
C4b
(4.096 MHz)
F0b
TxMF
DSTi
Bit Cells
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 0
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 0
Bit 7
Frame 0
Frame N
C4b
(4.096 MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com