| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4228 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 90 page ![]() Firmware migration using the library AN4228 48/90 DocID024110 Rev 5 NA NA void ADC_SelectCalibrationMode(ADC_ TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_CalibrationMode); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_ TypeDef* ADCx); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_Ty peDef* ADCx); FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_Ty peDef* ADCx); NA NA void ADC_DisableCmd(ADC_TypeDef* ADCx); NA NA FlagStatus ADC_GetDisableCmdStatus(ADC_ TypeDef* ADCx); NA NA void ADC_VoltageRegulatorCmd(ADC_ TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_SelectDifferentialMode(ADC_ TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_SelectQueueOfContextMode( ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState); NA NA void ADC_AutoDelayCmd(ADC_TypeDe f* ADCx, FunctionalState NewState); void ADC_ResetCalibration(ADC_Typ eDef* ADCx); void ADC_ResetCalibration(ADC_Type Def* ADCx); NA Table 23. STM32F10x and STM32F3xx ADC driver API correspondence (continued) STM32F10x ADC driver API STM32F37x ADC driver API STM32F30x ADC driver API |