| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4228 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 90 page ![]() DocID024110 Rev 5 63/90 AN4228 Firmware migration using the library 89 Table 26. STM32F10x and STM32F37x CEC driver API correspondence STM32F10x CEC driver API STM32F37x CEC driver API void CEC_DeInit(void); void CEC_DeInit(void); void CEC_Init(CEC_InitTypeDef* CEC_InitStruct); void CEC_Init(CEC_InitTypeDef* CEC_InitStruct); NA void CEC_StructInit(CEC_InitTypeDef* CEC_InitStruct); void CEC_Cmd(FunctionalState NewState); void CEC_Cmd(FunctionalState NewState); NA void CEC_ListenModeCmd(FunctionalState NewState); void CEC_OwnAddressConfig(uint8_t CEC_OwnAddress); void CEC_OwnAddressConfig(uint8_t CEC_OwnAddress); NA void CEC_OwnAddressClear(void); void CEC_SetPrescaler(uint16_t CEC_Prescaler); NA void CEC_SendDataByte(uint8_t Data); void CEC_SendData(uint8_t Data); uint8_t CEC_ReceiveDataByte(void); uint8_t CEC_ReceiveData(void); void CEC_StartOfMessage(void); void CEC_StartOfMessage(void); void CEC_EndOfMessageCmd(FunctionalState NewState); void CEC_EndOfMessage(void); void CEC_ITConfig(FunctionalState NewState) void CEC_ITConfig(uint16_t CEC_IT, FunctionalState NewState); FlagStatus CEC_GetFlagStatus(uint32_t CEC_FLAG); FlagStatus CEC_GetFlagStatus(uint16_t CEC_FLAG); void CEC_ClearFlag(uint32_t CEC_FLAG) void CEC_ClearFlag(uint32_t CEC_FLAG); ITStatus CEC_GetITStatus(uint8_t CEC_IT) ITStatus CEC_GetITStatus(uint16_t CEC_IT); void CEC_ClearITPendingBit(uint16_t CEC_IT) void CEC_ClearITPendingBit(uint16_t CEC_IT); Color key: = New function = Same function, but API was changed = Function not available (NA) |