| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4228 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4228 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 90 page ![]() DocID024110 Rev 5 73/90 AN4228 Firmware migration using the library 89 NA void USART_STOPModeCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_StopModeWakeUpSourceConfig(USART_T ypeDef* USARTx, uint32_t USART_WakeUpSource); NA void USART_AutoBaudRateCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_AutoBaudRateConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_AutoBaudRate); void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx); uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx); void USART_SetAddress(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t USART_Address); void USART_SetAddress(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t USART_Address); NA void USART_MuteModeWakeUpConfig(USART_TypeDe f* USARTx, uint32_t USART_WakeUp); NA void USART_MuteModeCmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState); NA void USART_AddressDetectionConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_AddressLength); Table 29. STM32F10x and STM32F3xx USART driver API correspondence (continued) STM32F10x USART driver API STM32F3xx USART driver API |