công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 351 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 351 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 347Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 348Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 349Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 350Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 351Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 352Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 353Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 354Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 355Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 351 / 373 page
background image
CHAPTER 15
OPERATING PRECAUTIONS
333
The operation sequence is as follows:
(a)
When the power-off detect signal is input, the NMI routine starts.
(b) Then JR $ instruction is executed as the start of NMI routine, the program is looped to wait STOP.
Determine values of R and C so that the delay of STOP behind NMI is longer than the longest interrupt wait
period 75 states +10
µs (28.75 µs at 12 MHz operation).
Figure 15-3. Control Timing of NMI and STOP
Instruction
execution
NMI
STOP
VIH
VIL
75 states + 10 s or more
Hardware STOP mode
NMI routine
JR $
µ
When executing the power off processing before executing the JR $ in the NMI routine, delay of STOP
is required to be larger in proportion to time shortened.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com