công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F3283P/032PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced 8051 Microcontroller with 12bit ADC
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 104Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 105Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 106Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 107Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 108Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 109Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 110Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 111Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 112Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 108 / 144 page
background image
SH79F3283
108
8.6.9 Registers
Table 8.33 Serial Peripheral Control Register
A2H, Bank0
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
SPCON
DIR
MSTR
CPHA
CPOL
SSDIS
SPR2
SPR1
SPR0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Reset Value
(POR/WDT/LVR/PIN)
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit Number
Bit Mnemonic
Description
7
DIR
Transfer Direction Selection
0: MSB first
1: LSB first
6
MSTR
Serial Peripheral Master
0: Configure the SPI as a Slave
1: Configure the SPI as a Master
5
CPHA
Clock Phase
0: Data sampled on first edge of SCK period
1: Data sampled on second edge of SCK period
4
CPOL
Clock Polarity
0: SCK line low in idle state
1: SCK line high in idle state
3
SSDIS
SS
———
Disable
0: Enable SS
———
pin in both Master and Slave modes
1: Disable SS
———
pin in both master and slave modes
MODF interrupt request will not generate, if SSDIS is set.
In Slave mode, this bit has no effect if CPHA = 0.
2-0
SPR[2:0]
Serial Peripheral Clock Rate
000: fSYS/4
001: fSYS/8
010: fSYS/16
011: fSYS/32
100: fSYS/64
Others: fSYS/128



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com