công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UTG11823P bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - FCI connector

tên linh kiện UTG11823P
Giải thích chi tiết về linh kiện  wide range in current capability
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Trang chủ  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

UTG11823P bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - FCI connector

Back Button UTG11823P Datasheet HTML 76Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 77Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 78Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 79Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 80Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 81Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 82Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 83Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 84Page - FCI connector Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 101 page
background image
RM/RC - Machined contacts
82
Standard RM/RC crimp contacts: Contact size 16 - Pin diameter 1.6mm (.063”)
Dimensional table
Part number
Wire size
Max.
Max.
Wire
Pin contacts
Fig.
Socket contacts
Fig.
AWG
mm2
wire
insul.
strip
O.D.
L1
L2
dia.
dia.
length
Standard
RCS-Type
RM28M1(*)
1
RC28M1(*)
--
6
30-28
0.05-0.08
0.55
1.1
1.90
RM24M9(*)
2
RC24M9(*)
RCS24M9(*)
7
26-24
0.13-0.20
0.8
1.6
2.55
RM20M14(*)
RC20M14(*)
RCS20M14(*)
2.6
4.8
3.10
RM20M13(*)
3
RC20M13(*)
RCS20M13(*)
8
22-20
0.32-0.52
1.18
1.8
2.92
26.2
18.2
RM20M12(*)
RC20M12(*)
RCS20M12(*)
2.2
2.92
RM16M23(*)
RC16M23(*)
RCS16M23(*)
9
RM16M23GE1(*)
4
RC16M23GE1(*)
--
9
20-16
0.52-1.50
1.80
2.55
27.2
19.7
RM16M31(*)
--
--
-
3.2
7.1
28.4
--
RM14M50(*)
5
RC14M50(*)
RCS14M50(*)
10
14
2
2.05
3.10
RM14M30(*)
5
RC14M30(*)
--
10
--
2,5
2.28
3.10
26.2
18.2
(*) Plating indication : See plating table
For machined contact reeled on plastic carrier: put “K” in front of part number e.g. KRM16M23K
Crimptooling table
Hand crimp tooling for loose contacts
Automatic crimp tooling
for contacts on strip
Size
Hand tools
MH860
M10S1
M8ND
P100MAN (Press)
Extraction
die set
Positioner
Locator
Die set
Stop
Die set
Left side
Stripper
tools
included
setting
bushing
applicator
unit
KRM/KRC
(not incl.)
(not incl.)
(not incl.)
(not incl.)
(not incl.)
(not incl.)
28-1
4/6
S9
N24RT10
--
24-9
MH86164G
5/6
SL40
MLSP2763
Consult
20-12/13
Y16RCM
5/7
S10
N20RT30
MLSP2764
Factory
RX2025GE1
16-23
6/8
SL39
N16RT21
or
16-GE1
MH86186
S3D1
SL115
N16RT25
MLSP2765
RX2025GE2
16-31
------
--
or
20-14
--
MH86164G
5/7
S10J
SL40J
N20RT30J
--
RX16D11D1
14-50
--
--
S3-14
SL39
--
--
14-30
AF8 +
TP120
--
--
--
--
--
--
For detailed information on crimp tooling : See crimp tooling section



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com