công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UTG11823P bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - FCI connector

tên linh kiện UTG11823P
Giải thích chi tiết về linh kiện  wide range in current capability
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Trang chủ  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

UTG11823P bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - FCI connector

Back Button UTG11823P Datasheet HTML 11Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 12Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 13Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 14Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 15Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 16Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 17Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 18Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 19Page - FCI connector Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 101 page
background image
17
UTP - Full plastic Bantam
17
Wall mounting receptacle for pin contacts (UTP0- - - -P)
Part number
Shell
A
B
C
Ø D
E
F
Ø G
Ø J
size
max.
±0.15
±0.2
±0.15
±0.25
•0.25
±0.1
±0.1
UTP0104P / UTP0103PVDE
10
15.0
18.3
23.8
15.1
UTP0128P
12
2.3
19.0
20.6
26.2
18.2
UTP01412P
14
31.7
11.3
22.2
23.0
28.6
21.4
UTP01619P
16
25.3
24.6
31.0
3.2
24.6
UTP01823P / UTP0187PVDEU
18
31.7/34.0
2.5
11.3/17.9
28.5
27.0
33.3
27.8
UTP02028P
20
14.5
31.7
29.4
36.5
30.9
UTP02235P
22
33.3
3.5
34.9
31.8
39.7
34.1
UTP02448P
24
15.3
38.0
34.9
42.9
3.9
37.3
For waterprotected version add “H” behind “P” e.g. UTP01412PH
Wall mounting receptacle for socket contacts (UTP0- - - -S)
For waterprotected version add “H” behind “S” e.g. UTP01412SH
Part number
Shell
A
B
C
Ø D
E
F
Ø G
Ø J
size
max.
±0.15
±0.2
±0.15
±0.25
•0.25
±0.1
±0.1
UTP0104S / UTP0103SVDE
10
24.3/27.6
15.0
18.3
23.8
15.1
UTP0128S
12
2.3
19.0
20.6
26.2
18.2
UTP01412S
14
24.3
11.3
22.2
23.0
28.6
21.4
UTP01619S
16
25.3
24.6
31.0
3.2
24.6
UTP01823S / UTP0187SVDEU
18
24.3/30.4
2.5
11.3/17.9
28.5
27.0
33.3
27.8
UTP02028S
20
27.0
14.5
31.7
29.4
36.5
30.9
UTP02235S
22
28.0
3.5
34.9
31.8
39.7
34.1
UTP02448S
24
30.4
15.3
38.0
34.9
42.9
3.9
37.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com