công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UTG11823P bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - FCI connector

tên linh kiện UTG11823P
Giải thích chi tiết về linh kiện  wide range in current capability
PDF  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Trang chủ  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

UTG11823P bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - FCI connector

Back Button UTG11823P Datasheet HTML 22Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 23Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 24Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 25Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 26Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 27Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 28Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 29Page - FCI connector UTG11823P Datasheet HTML 30Page - FCI connector Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 101 page
background image
UTO - Bantam
28
Bulk head receptacle for pin contacts (UT07- - - -PT) - suitable for rear panel mounting
Part number
Shell
A
B
D
F
G
H
K
L
Ø M
size
±0.15
±0.2
max.
max.
±0.25
•0.2
±0.2
±0.12
±0.2
UT07104PT
10
14.9
27.0
22.2
16.6
17.0
17.7
UT07128PT
12
19.0
31.8
27.0
20.8
21.2
22.5
UT071412PT
14
22.2
18.0
31.7
3.2
34.9
30.2
23.9
24.3
25.7
UT071619PT
16
25.3
38.1
33.3
27.1
27.5
28.7
UT071823PT
18
28.5
41.3
36.5
30.3
30.6
32.0
UT072028PT
20
31.7
22.7
46.1
39.7
33.4
33.8
35.2
UT072235PT
22
34.9
33.3
6.4
49.2
42.9
36.6
37.0
38.4
UT072448PT
24
38.0
23.6
52.4
46.0
39.8
40.1
41.5
Bulk head receptacle for socket contacts (UT07- - - -ST) - suitable for rear panel mounting
For waterprotected version add “H” behind “P” e.g. UT071412PHT
Part number
Shell
A
B
D
F
G
H
K
L
Ø M
size
±0.15
±0.2
max.
max.
±0.25
•0.2
±0.2
±0.12
±0.2
UT07104ST
10
14.9
27.0
22.2
16.6
17.0
17.7
UT07128ST
12
19.0
31.8
27.0
20.8
21.2
22.5
UT071412ST
14
22.2
18.0
24.3
3.2
34.9
30.2
23.9
24.3
25.7
UT071619ST
16
25.3
38.1
33.3
27.1
27.5
28.7
UT071823ST
18
28.5
41.3
36.5
30.3
30.6
32.0
UT072028ST
20
31.7
22.7
46.1
39.7
33.4
33.8
35.2
UT072235ST
22
34.9
25.9
6.4
49.2
42.9
36.6
37.0
38.4
UT072448ST
24
38.0
23.6
52.4
46.0
39.8
40.1
41.5
For waterprotected version add “H” behind “S” e.g. UT071412SHT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com