công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 245 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 245 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 241Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 242Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 243Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 244Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 245Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 246Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 247Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 248Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 249Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 245 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
227
14.4.7 Base index addressing
This is a special mode of register indirect addressing using the HL and DE register pairs, in which the memory
to be manipulated is addressed using as the operand address the sum of the contents of the register pair (base
register) specified by the addressing specification code (A3A2A1A0, C3C2C1C0) in the instruction, and a register (A,
B, EA). Base index addressing is used when an instruction with the following operand formats is executed.
The register A/B data is handled as a non-negative number.
Notation
Description Method
rpa2
H+A, H+B, H+EA
rpa3
H+A, H+B, H+EA
Example
1.
LDAX rpa2
Operation code
A3
0101A2
A1
A0
If base index addressing is selected using the sum of the HL register pair and the B register
as rpa2, the instruction is written as shown below.
LDAX H + B; A
← (HL + B)
The corresponding operation code is shown below.
Operation code
10101101



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com