công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC34RF72 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC34RF72
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC32RF72 Dual Channel 1.5GSPS 16-bit RF Sampling ADC
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADC34RF72 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button ADC34RF72 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 74 page
background image
5.9 Typical Characteristics (continued)
Typical values are at TA = 25°C, ADC sampling rate = 1.5GSPS, 50% clock duty cycle, nominal supplies and –1dBFS
differential input, 100Ω termination, unless otherwise noted
Input Frequency (MHz)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
80
90
100
110
120
130
140
150
Ch0 vs Ch3
Ch0 vs Ch1
Ch0 vs Ch2
Ch1 vs Ch3
Figure 5-25. Channel Isolation
Sampling Rate (MSPS)
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
AVDD18
AVDD12
CLKVDD18
CLKVDD12
DVDD09
LMFS = 4-2-1-1
Figure 5-26. Currents vs Sampling Rate
Sampling Rate (MSPS)
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
/2
/4
/8
/16
/32
/64
/128
Dual band, LMFS = 8-4-1-1
Figure 5-27. DVDD09 current vs Decimation
Sampling Rate (MSPS)
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
/2
/4
/8
/16
/32
/64
/128
Dual band, LMFS = 4-4-2-1
Figure 5-28. DVDD09 current vs Decimation
Sampling Rate (MSPS)
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
/2
/4
/8
/16
/32
/64
/128
Quad band, LMFS = 8-8-2-1
Figure 5-29. DVDD09 current vs Decimation
Sampling Rate (MSPS)
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
/4
/8
/16
/32
/64
/128
Quad band, LMFS = 4-8-4-1
Figure 5-30. DVDD09 current vs Decimation
ADC32RF72
SBASAL2 – NOVEMBER 2025
www.ti.com
16
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC32RF72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com