công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTPS7H4102PAPTSEP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PTPS7H4102PAPTSEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS7H410x-SP and TPS7H410x-SEP Radiation-Hardened, 3V to 7V Input, 3A per Channel, Multichannel, Synchronous Buck Converter
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

PTPS7H4102PAPTSEP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 76 page
background image
4 Device Options
Table 4-1. Device Options
Generic Part
Number
Number of
Channels
Radiation Rating(1)
Grade(2)
Package
Orderable Part Number
TPS7H4104-SP
4
TID of 100krad(Si) RLAT,
DSEE free to
75MeV-cm2/mg
QMLP-RHA
64-pin HTQFP PAP
5962R2320801PYE(3)
TPS7H4104-SEP
TID of 50krad(Si) RLAT,
DSEE free to
43MeV-cm2/mg
Space Enhanced
Plastic
TPS7H4104MPAPTSEP
TPS7H4102-SP
2
TID of 100krad(Si) RLAT,
DSEE free to
75MeV-cm2/mg
QMLP-RHA
5962R2320802PYE(3)
TPS7H4102-SEP
TID of 50krad(Si) RLAT,
DSEE free to
43MeV-cm2/mg
Space Enhanced
Plastic
TPS7H4102MPAPTSEP
(1)
TID is total ionizing dose and DSEE is destructive single event effects. Additional information is available in the associated TID reports
and SEE reports for each product.
(2)
For additional information about part grade, view SLYB235
(3)
Product preview.
www.ti.com
TPS7H4104-SEP, TPS7H4102-SEP
SLVSH61B – MARCH 2025 – REVISED SEPTEMBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: TPS7H4104-SEP TPS7H4102-SEP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com