công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTPS7H4102PAPTSEP bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PTPS7H4102PAPTSEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS7H410x-SP and TPS7H410x-SEP Radiation-Hardened, 3V to 7V Input, 3A per Channel, Multichannel, Synchronous Buck Converter
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

PTPS7H4102PAPTSEP bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Texas Instruments

Back Button PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments PTPS7H4102PAPTSEP Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 76 page
background image
6.7 Typical Characteristics (continued)
PVIN = VIN, REFCAP = 470nF, L=3.3μH (model: MPX1D1250L3R3), unless otherwise noted.
Figure 6-73. COMPx Clamp Voltage vs Temperature
Temperature (
C)
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
CH1; VIN = 3V
CH2; VIN = 3V
CH3; VIN = 3V
CH4; VIN = 3V
CH1; VIN = 7V
CH2; VIN = 7V
CH3; VIN = 7V
CH4; VIN = 7V
Figure 6-74. Soft Start Charge Current vs Temperature
Temperature (
C)
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
300
320
340
360
380
400
420
CH1; VIN = 3V
CH2; VIN = 3V
CH3; VIN = 3V
CH4; VIN = 3V
CH1; VIN = 7V
CH2; VIN = 7V
CH3; VIN = 7V
CH4; VIN = 7V
Figure 6-75. Soft Start Discharge Pull-Down Resistor vs
Temperature
Temperature (
C)
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
CH1;VIN=3V
CH2;VIN=3V
CH3;VIN=3V
CH4;VIN=3V
CH1;VIN=5V
CH2;VIN=5V
CH3;VIN=5V
CH4; VIN=5V
CH1; VIN=7V
CH2; VIN=7V
CH3;VIN=7V
CH4;VIN=7V
Figure 6-76. Minimum On Time vs Temperature
Temperature (
C)
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
RT=511k ;VIN = 3V
RT=511k; VIN = 7V
RT=90.9k; VIN = 3V
RT=90.9k; VIN = 7V
RT=37.4k; VIN = 3V
RT=37.4k; VIN = 7V
Figure 6-77. RT programmed switching frequency
Temperature (
C)
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
90.3%
90.4%
90.5%
90.6%
90.7%
90.8%
90.9%
91%
91.1%
91.2%
91.3%
CH1; VIN = 3V
CH2; VIN = 3V
CH3; VIN = 3V
CH4; VIN = 3V
CH1; VIN = 7V
CH2; VIN = 7V
CH3; VIN = 7V
CH4; VIN = 7V
Figure 6-78. VSNSx Falling Threshold for PWRGD Fault vs
Temperature
www.ti.com
TPS7H4104-SEP, TPS7H4102-SEP
SLVSH61B – MARCH 2025 – REVISED SEPTEMBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
25
Product Folder Links: TPS7H4104-SEP TPS7H4102-SEP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com