công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS48L32 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS48L32
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Audio DSP with Microphone Interface
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS48L32 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Cirrus Logic

Back Button CS48L32 Datasheet HTML 87Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 88Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 89Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 90Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 91Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 92Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 93Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 94Page - Cirrus Logic CS48L32 Datasheet HTML 95Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 192 page
background image
DS1219F4
Cirrus Logic
91
CS48L32
4.5 DSP Peripheral Control
4.5.3.4
Timer Block Diagram and Control Registers
The timer block is shown in Fig. 4-28.
Figure 4-28. General-Purpose Timer
f = TIMER
count rate
The following frequency conditions must be met:
 If SYSCLK enabled, f ≤ SYSCLK / 3
 f ≤ 12MHz
Divider
Divide by 1, 2, 4, 8 … 64
If TIMERn_REFCLK_SRC > 0x0
Divider
Divide by 1, 2, 4, 8 … 128
Divider
If TIMERn_REFCLK_SRC = 0x8
If TIMERn_REFCLK_SRC = 0x0
SYSCLK
32k Clock
MCLK1
MCLK2
SYSCLK
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
TIMERn_REFCLK_SRC[3:0] p. 92
TIMERn_REFCLK_FREQ_SEL[2:0] p. 92
TIMERn_DSPCLK_FREQ_SEL[15:0] p. 93
TIMERn_REFCLK_DIV[2:0] p. 92
TIMERn_PRESCALE[2:0] p. 92



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com