công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 290 page
background image
88
DM505
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Specifications
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Table 5-5. Maximum Supported Frequency (continued)
Module
Clock Sources
Instance Name
Input Clock Name
Clock Type
Max. Clock
Allowed (MHz)
PRCM Clock
Name
PLL / OSC /
Source Clock
Name
PLL / OSC /
Source Name
OCMC_RAM1
OCMC_L3_CLK_1
Int
266
L3MAIN1_L3_GIC
LK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
OCP_WP_NOC
PICLKOCPL3
Int
266
L3INSTR_L3_GICL
K
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
OCP2SCP1
L4CFG_ADAPTER
_CLKIN_1
Int
133
L3INIT_L4_GICLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
PWMSS1
PWMSS1_GICLK
Int & Func
133
L4PER2_L3_GICL
K
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
QSPI
QSPI_ICLK
Int
266
L4PER2_L3_GICL
K
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
QSPI_FCLK
Func
128
QSPI_GFCLK
FUNC_128M_CLK
DPLL_PER
PER_QSPI_CLK
DPLL_PER
SD_DAC
CLKDAC
Func
50
VID_PIX_CLK
VID_PIX_CLK
DPLL_EVE_VID_D
SP
SL2
piclk
Int
IVA_GCLK
IVA_GCLK
IVA_GFCLK
DPLL_IVA
SMARTREFLEX_
CORE
MCLK
Int
133
COREAON_L4_GI
CLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
SYSCLK
Func
38.4
WKUPAON_ICLK
SYS_CLK1
OSC0
SMARTREFLEX_
DSPEVE
MCLK
Int
133
COREAON_L4_GI
CLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
SYSCLK
Func
38.4
WKUPAON_ICLK
SYS_CLK1
OSC0
SPINLOCK
SPINLOCK_ICLK
Int
133
L4CFG_L3_GICLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
TIMER1
TIMER1_ICLK
Int
133
WKUPAON_GICL
K
SYS_CLK1
OSC0
TIMER1_FCLK
Func
38.4
TIMER1_GFCLK
SYS_CLK1
OSC0
FUNC_32K_CLK
SYS_32K
SYS_CLK2
OSC1
XREF_CLK0
xref_clk0
XREF_CLK1
xref_clk1
TIMER2
TIMER2_ICLK
Int
133
L4PER_L3_GICLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
TIMER2_FCLK
Func
100
TIMER2_GFCLK
SYS_CLK1
OSC0
FUNC_32K_CLK
SYS_32K
SYS_CLK2
OSC1
XREF_CLK0
xref_clk0
XREF_CLK1
xref_clk1
TIMER3
TIMER3_ICLK
Int
133
L4PER_L3_GICLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
TIMER3_FCLK
Func
100
TIMER3_GFCLK
SYS_CLK1
OSC0
FUNC_32K_CLK
SYS_32K
SYS_CLK2
OSC1
XREF_CLK0
xref_clk0
XREF_CLK1
xref_clk1
TIMER4
TIMER4_ICLK
Int
133
L4PER_L3_GICLK
CORE_X2_CLK
DPLL_CORE
TIMER4_FCLK
Func
100
TIMER4_GFCLK
SYS_CLK1
OSC0
FUNC_32K_CLK
SYS_32K
SYS_CLK2
OSC1
XREF_CLK0
xref_clk0
XREF_CLK1
xref_clk1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com