công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
69
DM505
www.ti.com
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
Table 4-28. Pin Multiplexing (continued)
ADDRESS
REGISTER NAME
BALL
NUMBER
MUXMODE[15:0] SETTINGS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Y11
ddr1_ecc_d
0
0x1400
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CLK
C12
gpmc_clk
rgmii1_txc
clkout0
dma_evt1
gpio1_0
Driver off
0x1404
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_BEN0
D12
gpmc_ben0 rgmii1_txctl
ehrpwm1A
dma_evt2
gpio1_1
Driver off
0x1408
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_BEN1
E12
gpmc_ben1 rgmii1_txd3
ehrpwm1B
dma_evt3
gpio1_2
Driver off
0x140C
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_ADVN_ALE
F12
gpmc_advn_
ale
rgmii1_txd2
ehrpwm1_tri
pzone_input
clkout1
dma_evt4
gpio1_3
Driver off
0x1410
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_OEN_REN
A10
gpmc_oen_r
en
rgmii1_txd1
ehrpwm1_sy
nci
clkout2
gpio1_4
Driver off
0x1414
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_WEN
B10
gpmc_wen
rgmii1_txd0
ehrpwm1_sy
nco
gpio1_5
Driver off
0x1418
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS0
C10
gpmc_cs0
rgmii1_rxctl
gpio1_6
Driver off
0x141C
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS1
E10
gpmc_cs1
qspi1_cs0
gpio1_7
Driver off
0x1420
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS2
D10
gpmc_cs2
qspi1_d3
gpio1_8
Driver off
0x1424
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS3
A9
gpmc_cs3
qspi1_d2
gpio1_9
Driver off
0x1428
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS4
B9
gpmc_cs4
qspi1_d0
gpio1_10
Driver off
0x142C
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS5
F10
gpmc_cs5
qspi1_d1
gpio1_11
Driver off
0x1430
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_CS6
C8
gpmc_cs6
qspi1_sclk
gpio1_12
Driver off
0x1434
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_WAIT0
D8
gpmc_wait0 rgmii1_rxd3 qspi1_rtclk
dma_evt4
gpio1_13
Driver off
0x1438
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD0
E8
gpmc_ad0
rgmii1_rxd2
gpio1_14
sysboot0
0x143C
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD1
A7
gpmc_ad1
rgmii1_rxd1
gpio1_15
sysboot1
0x1440
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD2
F8
gpmc_ad2
rgmii1_rxd0
gpio1_16
sysboot2
0x1444
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD3
B7
gpmc_ad3
qspi1_rtclk
gpio1_17
sysboot3
0x1448
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD4
A6
gpmc_ad4
cam_strobe
gpio1_18
sysboot4
0x144C
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD5
F7
gpmc_ad5
uart2_txd
timer6
spi3_d1
gpio1_19
sysboot5
mcasp2_acl
kx
0x1450
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD6
E7
gpmc_ad6
uart2_rxd
timer5
spi3_d0
gpio1_20
sysboot6
mcasp2_fsx
0x1454
CTRL_CORE_PAD_
GPMC_AD7
C6
gpmc_ad7
cam_shutter
timer4
spi3_sclk
gpio1_21
Driver off
mcasp2_ahc
lkx



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com