công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
30
DM505
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Table 4-1. Pin Attributes(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
MUXMODE
[4]
TYPE [5]
BALL
RESET
STATE [6]
BALL
RESET REL.
STATE [7]
BALL
RESET REL.
MUXMODE
[8]
I/O
VOLTAGE
VALUE [9]
POWER [10]
HYS [11]
BUFFER
TYPE [12]
PULL
UP/DOWN
TYPE [13]
DSIS [14]
K19
vin1a_d13
vin1a_d13
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv5
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
cpi_wen
1
I
0
vin1b_d5
2
I
0
gpmc_a13
3
O
dma_evt2
6
I
gpio2_16
14
IO
Driver off
15
I
K20
vin1a_d14
vin1a_d14
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv5
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
cpi_fid
1
IO
0
vin1b_d6
2
I
0
gpmc_a14
3
O
gpio2_17
14
IO
Driver off
15
I
L21
vin1a_d15
vin1a_d15
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv5
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
cpi_data15
1
I
0
vin1b_d7
2
I
0
gpmc_a15
3
O
gpio2_18
14
IO
Driver off
15
I
F21
vin1a_de0
vin1a_de0
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv5
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
cpi_hsync
1
IO
0
vin1b_clk1
2
I
0
clkout1
4
O
gpio1_31
14
IO
Driver off
15
I
F20
vin1a_fld0
vin1a_fld0
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv5
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
cpi_vsync
1
IO
0
vin2b_clk1
2
I
0
clkout2
4
O
gpio2_0
14
IO
Driver off
mcasp3_aclkr
15
I
mcasp3_aclkr
16
IO
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com