công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
18
DM505
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Table 4-1. Pin Attributes(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
MUXMODE
[4]
TYPE [5]
BALL
RESET
STATE [6]
BALL
RESET REL.
STATE [7]
BALL
RESET REL.
MUXMODE
[8]
I/O
VOLTAGE
VALUE [9]
POWER [10]
HYS [11]
BUFFER
TYPE [12]
PULL
UP/DOWN
TYPE [13]
DSIS [14]
B4
gpmc_ad14
gpmc_ad14
0
IO
OFF
OFF
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
spi2_cs1
4
IO
1
gpio1_28
14
IO
sysboot14
mcasp2_axr4
15
I
mcasp2_axr4
16
IO
0
A4
gpmc_ad15
gpmc_ad15
0
IO
OFF
OFF
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
spi2_cs0
4
IO
1
gpio1_29
14
IO
sysboot15
mcasp2_axr5
15
I
mcasp2_axr5
16
IO
0
F12
gpmc_advn_ale
gpmc_advn_ale
0
O
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
rgmii1_txd2
1
O
ehrpwm1_tripzone_input
4
IO
0
clkout1
5
O
dma_evt4
6
I
gpio1_3
14
IO
Driver off
15
I
D12
gpmc_ben0
gpmc_ben0
0
O
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
rgmii1_txctl
1
O
ehrpwm1A
4
O
dma_evt2
6
I
gpio1_1
14
IO
Driver off
15
I
E12
gpmc_ben1
gpmc_ben1
0
O
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
rgmii1_txd3
1
O
ehrpwm1B
4
O
dma_evt3
6
I
gpio1_2
14
IO
Driver off
15
I
C12
gpmc_clk
gpmc_clk
0
IO
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
rgmii1_txc
1
O
clkout0
5
O
dma_evt1
6
I
gpio1_0
14
IO
Driver off
15
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com