công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
72
DM505
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Table 4-28. Pin Multiplexing (continued)
ADDRESS
REGISTER NAME
BALL
NUMBER
MUXMODE[15:0] SETTINGS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
0x14FC
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D4
Y15
vout1_d4
mcasp1_axr
4
mcasp1_axr
10
mmc_dat2
gpio2_29
Driver off
0x1500
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D5
W15
vout1_d5
mcasp1_axr
5
mcasp1_axr
11
mmc_dat3
vin2a_clk0
gpio2_30
Driver off
0x1504
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D6
AA15
vout1_d6
mcasp1_axr
6
mcasp1_axr
12
emu2
vin2a_de0
gpio2_31
Driver off
0x1508
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D7
AB15
vout1_d7
mcasp1_axr
7
eCAP1_in_P
WM1_out
mcasp1_axr
13
emu3
vin2a_fld0
gpio3_0
Driver off
0x150C
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D8
AA14
vout1_d8
mcasp1_axr
8
vin2a_d0
gpmc_a20
emu4
gpio3_1
Driver off
0x1510
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D9
AB14
vout1_d9
mcasp1_axr
9
vin2a_d1
gpmc_a21
emu5
gpio3_2
Driver off
0x1514
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D10
U13
vout1_d10
mcasp1_axr
10
vin2a_d2
gpmc_a22
emu6
gpio3_3
Driver off
0x1518
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D11
V13
vout1_d11
mcasp1_axr
11
vin2a_d3
gpmc_a23
emu7
gpio3_4
Driver off
0x151C
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D12
Y13
vout1_d12
mcasp1_axr
12
vin2a_d4
gpmc_a24
emu8
gpio3_5
Driver off
mcasp2_ahc
lkx
0x1520
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D13
W13
vout1_d13
mcasp1_axr
13
vin2a_d5
gpmc_a25
emu9
gpio3_6
Driver off
mcasp2_acl
kr
0x1524
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D14
U11
vout1_d14
mcasp1_axr
14
vin2a_d6
gpmc_a26
emu10
gpio3_7
Driver off
mcasp2_acl
kx
0x1528
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D15
V11
vout1_d15
mcasp1_axr
15
vin2a_d7
gpmc_a27
emu11
gpio3_8
Driver off
mcasp2_fsx
0x152C
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D16
U9
vout1_d16
mcasp1_ahc
lkx
vin2a_d8
gpmc_a0
mcasp1_axr
8
vin2b_d0
emu12
gpio3_9
Driver off
0x1530
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D17
W11
vout1_d17
vin2a_d9
gpmc_a1
mcasp1_axr
9
vin2b_d1
emu13
gpio3_10
Driver off
mcasp2_fsr
0x1534
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D18
V9
vout1_d18
vin2a_d10
gpmc_a2
mcasp1_axr
10
vin2b_d2
emu14
gpio3_11
Driver off
mcasp2_axr
0
0x1538
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D19
W9
vout1_d19
vin2a_d11
gpmc_a3
mcasp1_axr
11
vin2b_d3
emu15
gpio3_12
Driver off
mcasp2_axr
1
0x153C
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D20
U8
vout1_d20
vin2a_d12
gpmc_a4
mcasp1_axr
12
vin2b_d4
emu16
gpio3_13
Driver off
mcasp2_axr
2
0x1540
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D21
W8
vout1_d21
vin2a_d13
gpmc_a5
mcasp1_axr
13
vin2b_d5
emu17
gpio3_14
Driver off
mcasp2_axr
3
0x1544
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D22
U7
vout1_d22
vin2a_d14
gpmc_a6
mcasp1_axr
14
vin2b_d6
emu18
gpio3_15
Driver off
mcasp2_axr
4
0x1548
CTRL_CORE_PAD_
VOUT1_D23
V7
vout1_d23
vin2a_d15
gpmc_a7
mcasp1_axr
15
vin2b_d7
emu19
gpio3_16
Driver off
mcasp2_axr
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com