công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
19
DM505
www.ti.com
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
Table 4-1. Pin Attributes(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
MUXMODE
[4]
TYPE [5]
BALL
RESET
STATE [6]
BALL
RESET REL.
STATE [7]
BALL
RESET REL.
MUXMODE
[8]
I/O
VOLTAGE
VALUE [9]
POWER [10]
HYS [11]
BUFFER
TYPE [12]
PULL
UP/DOWN
TYPE [13]
DSIS [14]
C10
gpmc_cs0
gpmc_cs0
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
rgmii1_rxctl
1
I
0
gpio1_6
14
IO
Driver off
15
I
E10
gpmc_cs1
gpmc_cs1
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_cs0
1
IO
1
gpio1_7
14
IO
Driver off
15
I
D10
gpmc_cs2
gpmc_cs2
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_d3
1
IO
0
gpio1_8
14
IO
Driver off
15
I
A9
gpmc_cs3
gpmc_cs3
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_d2
1
IO
0
gpio1_9
14
IO
Driver off
15
I
B9
gpmc_cs4
gpmc_cs4
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_d0
1
IO
0
gpio1_10
14
IO
Driver off
15
I
F10
gpmc_cs5
gpmc_cs5
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_d1
1
IO
0
gpio1_11
14
IO
Driver off
15
I
C8
gpmc_cs6
gpmc_cs6
0
O
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
qspi1_sclk
1
O
gpio1_12
14
IO
Driver off
15
I
A10
gpmc_oen_ren
gpmc_oen_ren
0
O
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv2
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
rgmii1_txd1
1
O
ehrpwm1_synci
4
I
0
clkout2
5
O
gpio1_4
14
IO
Driver off
15
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com