công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
38
DM505
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Table 4-1. Pin Attributes(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
MUXMODE
[4]
TYPE [5]
BALL
RESET
STATE [6]
BALL
RESET REL.
STATE [7]
BALL
RESET REL.
MUXMODE
[8]
I/O
VOLTAGE
VALUE [9]
POWER [10]
HYS [11]
BUFFER
TYPE [12]
PULL
UP/DOWN
TYPE [13]
DSIS [14]
V7
vout1_d23
vout1_d23
0
O
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv6
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
vin2a_d15
2
I
0
gpmc_a7
3
O
mcasp1_axr15
4
IO
0
vin2b_d7
5
I
0
emu19
6
O
gpio3_16
14
IO
Driver off
mcasp2_axr5
15
I
mcasp2_axr5
16
IO
0
A1, A17, A22, A8,
AB1, AB12, AB16,
AB2, AB21, AB22,
AB7, B22, E1,
G10, G16, H10,
H11, H15, H16,
H8, H9, J22, K1,
K10, K11, K13,
K14, K15, K16,
K9, M10, M11,
M12, M13, M16,
N10, N7, P1, P15,
P16, R12, R16,
R9, T14, V22
vss
vss
GND
P21
vssa_adc
vssa_adc
GND
B14
vssa_csi
vssa_csi
GND
T19
vssa_dac
vssa_dac
GND
D21
vssa_osc0
vssa_osc0
GND
C22
vssa_osc1
vssa_osc1
GND
E22
xi_osc0
xi_osc0
0
I
0
1.8
vdda_osc
Yes
LVCMOS
Analog
PD
B21
xi_osc1
xi_osc1
0
I
0
1.8
vdda_osc
Yes
LVCMOS
Analog
PD
D22
xo_osc0
xo_osc0
0
O
0
1.8
vdda_osc
Yes
LVCMOS
Analog
PD
C21
xo_osc1
xo_osc1
0
A
0
1.8
vdda_osc
Yes
LVCMOS
Analog
PD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com