công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM505LRBABF bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM505LRBABF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoC for Vision Analytics 15mm Package (ABF) Silicon Revision 2.0
PDF  290 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DM505LRBABF bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button DM505LRBABF Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments DM505LRBABF Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 290 page
background image
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
23
DM505
www.ti.com
SPRS976D – NOVEMBER 2016 – REVISED JULY 2017
Table 4-1. Pin Attributes(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
MUXMODE
[4]
TYPE [5]
BALL
RESET
STATE [6]
BALL
RESET REL.
STATE [7]
BALL
RESET REL.
MUXMODE
[8]
I/O
VOLTAGE
VALUE [9]
POWER [10]
HYS [11]
BUFFER
TYPE [12]
PULL
UP/DOWN
TYPE [13]
DSIS [14]
M2
spi1_sclk
spi1_sclk
0
IO
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
uart3_rxd
1
I
1
gpio4_0
14
IO
Driver off
15
I
L1
spi2_sclk
spi2_sclk
0
IO
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
uart3_rxd
1
I
1
ehrpwm1A
2
O
timer3
3
IO
gpio4_5
14
IO
Driver off
15
I
R6
spi1_cs0
spi1_cs0
0
IO
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
1
uart3_txd
1
O
gpio4_3
14
IO
Driver off
15
I
R5
spi1_cs1
spi1_cs1
0
IO
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
1
spi3_cs1
1
IO
1
timer6
4
IO
ehrpwm1_tripzone_input
7
IO
0
gpio4_4
14
IO
Driver off
15
I
T5
spi1_d0
spi1_d0
0
IO
OFF
OFF
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
uart3_rtsn
1
O
gpio4_2
14
IO
Driver off
15
I
U6
spi1_d1
spi1_d1
0
IO
OFF
OFF
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
uart3_ctsn
1
I
1
gpio4_1
14
IO
Driver off
15
I
L2
spi2_cs0
spi2_cs0
0
IO
PU
PU
15
1.8/3.3
vddshv1
Yes
Dual Voltage
LVCMOS
PU/PD
1
uart3_txd
1
O
ehrpwm1B
2
O
timer4
3
IO
gpio4_8
14
IO
Driver off
15
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com