công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMS30004 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện GMS30004
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS30004 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS30004 Datasheet HTML 10Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 11Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 12Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 13Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 14Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 15Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 16Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 17Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 18Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 158 page
background image
1 - 9
Parameter
Input H current
RESET input L current
K, R input L current
K, R input H voltage
K, R input L voltage
RESET input H voltage
RESET input L voltage
D. R output L voltage
REMOUT output L voltage
REMOUT output H voltage
OSC2 output L voltage
OSC2 output H voltage
D, R output leakage current
Current on STOP mode
Operating supply current 1
Operating supply current 2
Operating frequency
Electrical characteristics (Ta=25
Î, V
DD=3V)
Symbol
I
IH
I
IL2
I
IL1
V
IH1
V
IL1
V
IH2
V
IL2
V
OL2
V
OL1
V
OH1
V
OL3
V
OH3
I
OL
I
STOP
I
DD1
I
DD2
f
OSC
Limits
Unit
uA
uA
uA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
uA
uA
mA
mA
MHz
Min.
-
-3
-9
2.1
-
2.25
-
-
-
2.1
-
2.1
-
-
-
-
0.3
Typ.
-
-7.5
-25
-
-
-
-
0.15
0.15
2.5
0.4
2.5
-
-
0.3
0.2 5
-
Max.
1
-16
-50
-
0.9
-
0.75
0.4
0.4
-
0.9
-
1
1
1.0
-
1
Condition
V
I=VDD
V
I=GND
V
I=GND, Output off,
Pull-up resistor
provided.
-
-
-
-
I
OL=1mA
I
OL=100uA
I
OH=-8mA
I
OL=70uA
I
OH=70uA
V
0=VDD, Output off
At STOP mode
f
OSC = 455KHz
f
OSC = 1MHz
-
Chapter 1. Introduction



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com