công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMS30004 bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện GMS30004
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS30004 bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS30004 Datasheet HTML 92Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 93Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 94Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 95Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 96Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 97Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 98Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 99Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 100Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 158 page
background image
TMT (Time calculate)
[Function]
To calculate time from No. of machine cycles and clock frequency.
[Format]
TMT_m_c
ã
m : No. of machine cycles
Without any calculating factors.
c : Clock frequency (1K -10m)
Calculating factors must always be input in small letters.
k (kilohertz)
m (megahertz)
[Explanation]
With this, the system calculates time from No. of machine cycles and clock
frequency. Range of obtainable time :
6ns - 7158h
16m
43s
770ms
(nano second) (hour) (minute) (second) (millisecond)
Calculating equation : machine cycle
Ø (1/clock frequency Ø 6)
[e.g]
>TMT_1000_1m
ã
ã
6ms
0m
0ns
>
Chapter 5. Software
5 - 42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com