công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMS30004 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện GMS30004
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTERS
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS30004 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS30004 Datasheet HTML 83Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 84Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 85Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 86Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 87Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 88Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 89Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 90Page - Hynix Semiconductor GMS30004 Datasheet HTML 91Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 158 page
background image
P (Port Set)
[Function]
To display and modify the specified I/O set registers.
[Format]
P_aa_bb_c
ã (When setting R, D port)
aa
: I/O set register name
bb
: Specify in or out
c
: Set value (0 or 1)
P_aa_cc
ã / P_aa_cã (when setting K)
aa
: I/O set register name
bb
: set value (one digit of a hexadecimal No.)
c
: Set value (0 or 1)
[Explanation]
The system sets the value in the specified I/O set register.
[e.g]
1) Example of setting K
> P
K
8
ã
ã
> P
ã
ã
I/O Regs.
Rin=0000
Rout=1111
D=00000000
OUT=0
K=1000(8h)
>
2) Example of K0-K3 setting
> P
OUT
1
ã
ã
> P
K1
1
ã
ã
> P
ã
ã
I/O Regs.
Rin=0000
Rout=1111
D=00000000
OUT=1
K=0010(2h)
>
(I/O setting registers used on this simulator)
• Dout (D port output register 6 or 8 or 10bit)
• K
(K input register 4bit)
• Rout (R port output register 4bit)
• Rin
(R port input register 4bit)
• OUT (OUT port output register 10bit(
Chapter 5. Software
5 - 33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com