công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5744P bảng dữ liệu(PDF) 105 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC5744P
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5744P Data Sheet
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC5744P bảng dữ liệu(HTML) 105 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC5744P Datasheet HTML 101Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 102Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 103Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 104Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 105Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 106Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 107Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 108Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5744P Datasheet HTML 109Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 114 page
background image
Electrical characteristics
MPC5744P Data Sheet, Rev. 0.3
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Freescale Semiconductor
105
Figure 39. Power-down exit time
Figure 40. Rise/fall time
3.17.6.2
LFAST Interface electrical characteristics
]
Table 46. LFAST electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions1
Value2
Unit
Min
Typ
Max
VDD_HV_IJ
SR — Operating supply conditions
3.15
—
3.6
V
Data Rate
DATARATE
SR — Data rate
—
—
312/320 Typ+0.1%
Mbps
STARTUP
TSTRT_BIAS
CC T Bias startup time3
——
0.5
3
µs
TPD2NM_TX
CC T Transmitter startup time (power down to
normal mode)4
——
0.2
2
µs
Data Valid
pad_p/pad_n
lfast_pwr_down
Differential TX
Data Lines
H
L
Tsu
Differential TX
Data Lines
pad_p/pad_n
Trise
Tfall
90%
10%
VIH
VIL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com