công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R0664 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R0664
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced A/DLCD Type 8-Bit OTP MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R0664 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R0664 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 92 page
background image
Rev. 1.00
10
����st 1�� �011
Rev. 1.00
11
����st 1�� �011
HT46R0664
Enhanced A/D+LCD 8-Bit OTP MCU
A.C. Characteristics
Ta=�5°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Condition
fSYS
System clock
(HXT� HIRC� ERC)
—
�.�~5.5V
0.4
—
4
MHz
3.0~5.5V
0.4
—
8
MHz
4.5~5.5V
0.4
—
1�
MHz
fHIRC
System clock (HIRC)
�.�~5.5V
—
-10%
4
+10%
MHz
�.�~5.5V
—
-10%
8
+10%
MHz
�.�~5.5V
—
-10%
1�
+10%
MHz
3/5V
—
-�%
4
+�%
MHz
3/5V
—
-�%
8
+�%
MHz
5V
—
-�%
1�
+�%
MHz
3/5V
—
-5%
4
+5%
MHz
3/5V
—
-5%
8
+5%
MHz
5V
Ta=0~70°C
-5%
1�
+5%
MHz
�.�~3.6V Ta=0~70°C
-8%
4
+8%
MHz
3.0~5.5V Ta=0~70°C
-8%
4
+8%
MHz
3.0~5.5V Ta=0~70°C
-8%
8
+8%
MHz
4.5~5.5V Ta=0~70°C
-8%
1�
+8%
MHz
�.�~3.6V Ta=-40°C~85°C
-1�%
4
+1�%
MHz
3.0~5.5V Ta=-40°C~85°C
-1�%
4
+1�%
MHz
3.0~5.5V Ta=-40°C~85°C
-1�%
8
+1�%
MHz
4.5~5.5V Ta=-40°C~85°C
-1�%
1�
+1�%
MHz
fERC
System clock (ERC)
3/5V
R=1�0kΩ� Ta=-40°C~85°C
-10%
4
+10%
MHz
5V
R=120kΩ
-�%
4
+�%
MHz
5V
Ta=0~70°C, R=120kΩ
-5%
4
+5%
MHz
5V
Ta=-40°C~85°C, R=120kΩ
-7%
4
+7%
MHz
�.�~5.5V Ta=-40°C~85°C, R=120kΩ
-11%
4
+11%
MHz
fLIRC
Low Speed Internal RC
Oscillator Clock (LIRC)
5V
—
-10%
3�
+10%
kHz
�.�V~5.5V Ta=-40°C~85°C
-50%
3�
+60%
kHz
tTIMER
TCn Inp�t Pin Minim�m
P�lse Width
—
—
0.3
1
1.5
μs
tSST
System start-�p timer period
(wake-�p from H�LT�
fSYS off at H�LT state)
—
fSYS=HXT or LXT OSC
1�8
—
—
tSYS
fSYS=ERC or HIRC OSC
�
—
—
System Start-�p Timer
Period
(Wake-�p from Power down
fSYS on at Power down state)
—
—
�
—
—
tINT
Interr�pt Minim�m P�lse
Width
—
—
1
3.3
5
μs
tRSTD
System Reset Delay Time
(Power On Reset)
—
—
�5
50
100
ms
System Reset Delay Time
(�ny Reset except Power
On Reset)
—
—
8.3
16.7
33.3
ms
Note: tSYS=1/fSYS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com