công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R0664 bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R0664
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced A/DLCD Type 8-Bit OTP MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R0664 bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R0664 Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R0664 Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 92 page
background image
Rev. 1.00
66
����st 1�� �011
Rev. 1.00
67
����st 1�� �011
HT46R0664
Enhanced A/D+LCD Type 8-Bit OTP MCU
INTC0 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
—
T1F
T0F
MFF
T1E
T0E
MFE
EMI
R/W
—
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
—
0
0
0
0
0
0
0
Bit 7
Unimplemented, read as "0"
Bit 6
T1F: Timer/Event Counter 1 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 5
T0F: Timer/Event Counter 0 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 4
MFF: Multi-function interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 3
T1E: Timer/Event Counter 1 interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 2
T0E: Timer/Event Counter 0 interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 1
MFE: Multi-function interrupt control
0: disable
1: enable
Bit 0
EMI: Global interrupt control
0: disable
1: enable
INTC1 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
—
TB1F
TB0F
�DF
—
TB1E
TB0E
�DE
R/W
—
R/W
R/W
R/W
—
R/W
R/W
R/W
POR
—
0
0
0
—
0
0
0
Bit 7
Unimplemented, read as "0"
Bit 6
TB1F: Time Base 1 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 5
TB0F: Time Base 0 interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 4
ADF: A/D Conversion interrupt request flag
0: inactive
1: active
Bit 3
Unimplemented, read as “0”
Bit 2
TB1E: Time Base 1 interrupt enable
0: disable
1: enable
Bit 1
TB0E: Time Base 0 interrupt enable
0: disable
1: enable



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com