công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD64F7065AF bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD64F7065AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 32-Bit RISC Microcomputer SuperH RISC engine Family/SH7000 Series
PDF  941 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD64F7065AF bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD64F7065AF Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp HD64F7065AF Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 941 page
background image
Section 2 CPU
Rev. 5.00 Sep 11, 2006 page 80 of 916
REJ09B0332-0500
Table 2.28 Double Data Transfer Instructions (X Memory Data)
Instruction
Operation
Instruction Code
Execution
States
DC
Bit
NOPX
No operation
1111000*0*0*00**
1
—
MOVX.W @Ax,Dx
(Ax)
→ MSW of Dx,
0
→ LSW of Dx
111100A*D*0*01**
1
—
MOVX.W @Ax+,Dx
(Ax)
→ MSW of Dx,
0
→ LSW of Dx, Ax + 2→ Ax
111100A*D*0*10**
1
—
MOVX.W @Ax+Ix,Dx (Ax)
→ MSW of Dx,
0
→ LSW of Dx, Ax + Ix→ Ax
111100A*D*0*11**
1
—
MOVX.W Da,@Ax
MSW of Da
→ (Ax)
111100A*D*1*01**
1
—
MOVX.W Da,@Ax+
MSW of Da
→ (Ax), Ax + 2 → Ax 111100A*D*1*10** 1
—
MOVX.W Da,@Ax+Ix MSW of Da
→ (Ax), Ax + Ix → Ax 111100A*D*1*11** 1
—
Table 2.29 Double Data Transfer Instructions (Y Memory Data)
Instruction
Operation
Instruction Code
Execution
States
DC
Bit
NOPY
No operation
111100*0*0*0**00
1
—
MOVY.W @Ay,Dy
(Ay)
→ MSW of Dy,
0
→ LSW of Dy
111100*A*D*0**01
1
—
MOVY.W @Ay+,Dy
(Ay)
→ MSW of Dy,
0
→ LSW of Dy, Ay + 2 → Ay
111100*A*D*0**10
1
—
MOVY.W @Ay+Iy,Dy (Ay)
→ MSW of Dy,
0
→ LSW of Dy, Ay + Iy→ Ay
111100*A*D*0**11
1
—
MOVY.W Da,@Ay
MSW of Da
→ (Ay)
111100*A*D*1**01
1
—
MOVY.W Da,@Ay+
MSW of Da
→ (Ay), Ay + 2 → Ay 111100*A*D*1**10 1
—
MOVY.W Da,@Ay+Iy MSW of Da
→ (Ay), Ay + Iy → Ay 111100*A*D*1**11 1
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com