công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 299 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 299 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 295Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 296Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 297Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 298Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 299Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 300Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 301Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 302Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 303Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 299 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
281
NEI A, byte
(Not Equal Immediate with A)
<1> Operation code
:
01100111
Data
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
7 (7)
<4> Function
:
A–byte; Skip if no zero.
Subtracts the immediate data in the 2nd byte from the contents of the accumulator. Skips if the result of
the subtraction is not zero (A
≠byte).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
NEI r, byte
(Not Equal Immediate with Register)
<1> Operation code
:
01110100
01101R2
R1
R0
Data
<2> Number of bytes :
3
<3> Number of states :
11 (11)
<4> Function
:
r–byte; Skip if no zero.
Subtracts the immediate data in the 3rd byte from the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L) specified
by R2R1R0 (0 to 7). Skips if the result of the subtraction is not zero (r
≠byte).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
NEI sr2, byte
(Not Equal Immediate with Special Register)
<1> Operation code
:
01100100
S3
1101S2
S1
S0
Data
<2> Number of bytes :
3
<3> Number of states :
14 (11)
<4> Function
:
sr2–byte; Skip if no zero.
Subtracts the immediate data in the 3rd byte from the contents of the special register sr2 (PA, PB, PC, PD,
PF, MKH, MKL, ANM, SMH, EOM, TMM) specified by S3S2S1S0 (0 to 3, 5 to 9, B, D). Skips if the result of
the subtraction is not zero (sr2
≠byte).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com