công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 278 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 278 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 274Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 275Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 276Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 277Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 278Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 279Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 280Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 281Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 282Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 278 / 373 page
background image
CHAPTER 14
INSTRUCTION SET
260
LTA A, r
(Less Than Register)
<1> Operation code
:
01100000
10111R2
R1
R0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
A–r; Skip if borrow.
Subtracts the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L) specified by R2R1R0 (0 to 7) from the contents
of the accumulator. Skips if a borrow is generated as a result of the subtraction (A < r).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
<6> Example
:
LTA A, L; A–L
A skip is performed if A is less than the L register.
LTA r, A
(Less Than A)
<1> Operation code
:
01100000
00111R2
R1
R0
<2> Number of bytes :
2
<3> Number of states :
8 (8)
<4> Function
:
r–A; Skip if borrow.
Subtracts the contents of the accumulator from the contents of the register r (V, A, B, C, D, E, H, L) specified
by R2R1R0 (0 to 7). Skips if a borrow is generated as a result of the subtraction (r < A).
<5> Flags affected
:
Z, SK, HC, L1
← 0, L0 ← 0, CY
<6> Example
:
LTA H, A; H–A
A skip is performed if the H register is less than A.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com