công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 213 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 213 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 209Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 210Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 211Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 212Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 213Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 214Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 215Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 216Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 217Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 213 / 373 page
background image
Figure 11-5.
µPD71055 Connection Diagram (Reference Diagram)
87AD series
MODE1
MODE0
STOP
Standby
control
VDD
VDD
AVDD
VAREF
RESET
System
reset
PF7-0
(AB15-8)
ALE
PD7-0
(AD7-0)
RD
VSS
AVSS
VDD
VDD
WR
PD74HC139
PF7
PF6
B
A
Y3
Y2
G
LE
OE
DI DO
PD74HC573
PF7
CE
OE
A14–0
PD27C512
Note 1
O7–0
A15
OE
WE
A14
I/O8–1
PD43256
Note 2
CS
A13–0
PD0
PD1
GND
CS
A0
A1
D7-D0
RD
WR
P07-P00
P17-P10
P27-P20
RESET
Port0
Port1
Port2
System
reset
Notes 1.
2.
PD27C512:
:
16K bytes used with PD78C14/78C14A,
24K bytes with PD78C12A, 28K bytes
with PD78C11A.
Only 16K bytes used
PD71055
VDD
PD43256
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com