công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 173 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 173 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 169Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 170Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 171Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 172Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 173Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 174Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 175Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 176Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 177Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 173 / 373 page
background image
CHAPTER 9
INTERRUPT CONTROL FUNCTIONS
155
•
INTFAD
Set (1) when A/D converter conversion values are transferred to the four registers CR0 to CR3.
•
INTFSR
Set (1) when the serial interface receive buffer becomes full.
•
INTFST
Set (1) when the serial interface transmit buffer becomes empty.
(2) Mask register
This is a 10-bit mask register which handles all interrupt requests except non-maskable interrupts (NMI). It
can be set (1) or reset (0) bit-wise by an instruction. An interrupt request is masked (disabled) or enabled
when the corresponding bit of the mask register is "1" or "0", respectively.
When RESET is input and in the hardware STOP mode all bits of the mask register are set (1), masking all
interrupt requests except non-maskable interrupts.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com