công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(PDF) 161 Page - NEC

tên linh kiện MPD78CP18KB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  373 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MPD78CP18KB bảng dữ liệu(HTML) 161 Page - NEC

Back Button MPD78CP18KB Datasheet HTML 157Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 158Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 159Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 160Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 161Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 162Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 163Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 164Page - NEC MPD78CP18KB Datasheet HTML 165Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 161 / 373 page
background image
CHAPTER 8
ANALOG/DIGITAL CONVERTER FUNCTIONS
143
The A/D converter continues A/D conversion again from AN0 or AN4 irrespective of whether or not an interrupt
request has been acknowledged, and stores the A/D conversion results in order starting with CR0. This operation
continues until the A/D channel mode register is changed.
This mode allows A/D conversion of four analog inputs with a minimum of software.
Internal interrupts are disabled by setting (1) the MKAD bit of the interrupt mask register (MKH).
Figure 8-4. Outline of A/D Converter Operation Timing in Scan Mode
8.3.2 Select mode
In the select mode, as shown in Figure 8-5, the A/D channel mode register (ANM) specifies one of the analog
inputs AN0 to AN7.
Figure 8-5. A/D Channel Mode Register in Select Mode
AN0 or AN4
conversion
operation
AN1 or AN2
conversion
operation
AN3 or AN7
conversion
operation
AN0 or AN4
conversion
operation
Sampling
Sampling
Sampling
ANM register
write
Conversion
result write
to CR0 register
Conversion
result write
to CR1 register
Conversion
result write
to CR3 register
INTFAD flag setting
Conversion
result write
to CR0 register
–
–
–
FR
ANI2
ANI1
ANI0
1
7
654
3
2
1
0
Select mode
Analog input specification
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
AN0
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6
AN7
Conversion speed
0
1
192 states
144 states



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com