công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT45DB641E bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT45DB641E
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-Mbit DataFlash (with Extra 2-Mbits), 1.7 V Minimum SPI Serial Flash Memory
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT45DB641E bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Renesas Technology Corp

Back Button AT45DB641E Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp AT45DB641E Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 78 page
background image
DS-AT45DB641E-027 Rev. O
Page 59
6/30/23
© 2023 Renesas Electronics
AT45DB641E Datasheet
19.3 DC Characteristics
1. Typical values measured at 3.0 V at 25 °C.
2. ICC2 during a Buffer Read is 20 mA maximum @ 20 MHz.
Symbol
Parameter
Condition
1.7 V to 3.6 V
2.3 V to 3.6 V
Units
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
IUDPD
Ultra-Deep Power-
Down Current
CS = VCC. All other
inputs at 0 V or VCC.
0.3
1
0.4
1
µA
IDPD
Deep Power-Down
Current
CS = VCC. All other
inputs at 0 V or VCC.
525
6
25
µA
ISB
Standby Current
CS = VCC. All other
inputs at 0 V or VCC.
25
45
25
45
µA
ICC1
Active Current, Low
Power Read (01h)
Operation
f = 1 MHz; IOUT = 0 mA
6
9
6
9
mA
f = 15 MHz; IOUT = 0 mA
7
11
7
11
mA
ICC2[1][2]
Active Current,
Read Operation
f = 50 MHz; IOUT = 0 mA
12
17
12
17
mA
f = 85 MHz; IOUT = 0 mA
16
22
16
22
mA
ICC3
Active Current,
Program Operation
CS = VCC
14
16
14
16
mA
ICC4
Active Current,
Erase Operation
CS = VCC
812
8
12
mA
ILI
Input Load Current
All inputs at CMOS
levels
11
µA
ILO
Output Leakage
Current
All inputs at CMOS
levels
11
µA
VIL
Input Low Voltage
VCC x 0.3
VCC x 0.3
V
VIH
Input High Voltage
VCC x 0.7
VCC + 0.6
VCC x 0.7
VCC + 0.6
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 100 µA
0.4
0.4
V
VOH
Output High
Voltage
IOH = -100 µA
VCC - 0.2 V
VCC - 0.2 V
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com