công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

tên linh kiện SH79F3283P/032PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced 8051 Microcontroller with 12bit ADC
PDF  144 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SINOWEALTH [SINOWEALTH Electronic Ltd]
Trang chủ  https://en.sinowealth.com
Logo SINOWEALTH - SINOWEALTH Electronic Ltd

SH79F3283P/032PR bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - SINOWEALTH Electronic Ltd

Back Button SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 130Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 131Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 132Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 133Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 134Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 135Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 136Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 137Page - SINOWEALTH Electronic Ltd SH79F3283P/032PR Datasheet HTML 138Page - SINOWEALTH Electronic Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 134 / 144 page
background image
SH79F3283
134
A/D Converter Electrical Characteristics (VDD = 5V, GND = 0V, TA = 25°C, unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
Supply Voltage
VAD
2.5
3
5.5
V
Resolution
NR
-
12
-
bit
GND
≤ V
AIN ≤ VREF
A/D Input Voltage
VAIN
GND
-
VREF
V
A/D Input Resistor*
RAIN
2
-
-
M
Ω VIN = 5.0V
Recommended
impedance of analog
voltage source
ZAIN
-
-
10
k
Ω
A/D conversion current
IAD
-
1
3
mA
ADC module operating, VDD = 5.0V
A/D Input current
IADIN
-
-
10
µA VDD = 5.0V
Differential linearity error
DLE
-
±1
LSB fOSC = 12MHz, VDD = 5.0V
Integral linearity error
ILE
-
-
±2
LSB fOSC = 12MHz, VDD = 5.0V
Full scale error
EF
-
±1
±8
LSB fOSC = 12MHz, VDD = 5.0V
Offset error
EZ
-
±0.5
±8
LSB fOSC = 12MHz, VDD = 5.0V
Total Absolute error
EAD
-
-
LSB fOSC = 12MHz, VDD = 5.0V
Total Conversion time**
TCON
16
-
-
tAD
12 bit Resolution, VDD = 5.0V, tAD = 1µs
Internal reference
VADREF
1.225
1.25
1.275
V
±2%, T
A = +25°C
Note:
(1) “*” Here the A/D input Resistor is the DC input-resistance of A/D itself.
(2) "**" Recommendations ADC connected signal source resistance of less than10k
Ω
AC Electrical Characteristics (VDD = 2.0V - 5.5V, GND = 0V, TA = +25°C, fOSC = 12MHz, unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
Oscillator start time
TOSC
-
-
1
s
fOSC = 32.768kHz
TOSC
-
1
2
ms
fOSC = 12MHz
RESET pulse width
tRESET
10
-
-
µs
WDT RC Frequency
fWDT
-
2
3
kHz
Frequency Stability
(RC)
| ∆ F|/F
-
-
±1
%
RC oscillator:
|F - 12MHz|/12MHz
(VDD = 2.0 - 5.0V, TA = +25°C)
-
-
±2
%
RC oscillator:
|F - 12MHz|/12MHz
(VDD = 2.0 - 5.0V, TA = -40°C - +85°C)
-
-
±2
%
RC oscillator:
|F - 128kHz|/128kHz
(VDD = 2.0 - 5.0V,TA = 25°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com