| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8347ECZUALFB bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8347ECZUALFB bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
68 / 99 page ![]() MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12 68 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings PCI1_TRDY A13 I/O OVDD 5 PCI1_IRDY E13 I/O OVDD 5 PCI1_STOP C13 I/O OVDD 5 PCI1_DEVSEL B13 I/O OVDD 5 PCI1_IDSEL C17 I OVDD — PCI1_SERR C12 I/O OVDD 5 PCI1_PERR B12 I/O OVDD 5 PCI1_REQ[0] A21 I/O OVDD PCI1_REQ[1]/CPCI1_HS_ES C19 I OVDD — PCI1_REQ[2:4] C18, A19, E20 I OVDD — PCI1_GNT0 B20 I/O OVDD — PCI1_GNT1/CPCI1_HS_LED C20 O OVDD — PCI1_GNT2/CPCI1_HS_ENUM B19 O OVDD — PCI1_GNT[3:4] A20, E18 O OVDD — M66EN L26 I OVDD — DDR SDRAM Memory Interface MDQ[0:63] AC25, AD27, AD25, AH27, AE28, AD26, AD24, AF27, AF25, AF28, AH24, AG26, AE25, AG25, AH26, AH25, AG22, AH22, AE21, AD19, AE22, AF23, AE19, AG20, AG19, AD17, AE16, AF16, AF18, AG18, AH17, AH16, AG9, AD12, AG7, AE8, AD11, AH9, AH8, AF6, AF8, AE6, AF1, AE4, AG8, AH3, AG3, AG4, AH2, AD7, AB4, AB3, AG1, AD5, AC2, AC1, AC4, AA3, Y4, AA4, AB1, AB2, Y5, Y3 I/O GVDD — MECC[0:4]/MSRCID[0:4] AG13, AE14, AH12, AH10, AE15 I/O GVDD — MECC[5]/MDVAL AH14 I/O GVDD — MECC[6:7] AE13, AH11 I/O GVDD — MDM[0:8] AG28, AG24, AF20, AG17, AE9, AH5, AD1, AA2, AG12 OGVDD — MDQS[0:8] AE27, AE26, AE20, AH18, AG10, AF5, AC3, AA1, AH13 I/O GVDD — MBA[0:1] AF10, AF11 O GVDD — MA[0:14] AF13, AF15, AG16, AD16, AF17, AH20, AH19, AH21, AD18, AG21, AD13, AF21, AF22, AE1, AA5 OGVDD — MWE AD10 O GVDD — Table 56. MPC8347EA (PBGA) Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |