| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - ams-OSRAM AG |
|
94 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 94 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 102 Bit_08_Tap_B2 DO 103 Bit_09_Tap_B2 DO 104 Bit_10_Tap_B2 DO 105 Bit_11_Tap_B2 DO 106 VSSD GND 107 Bit_11_Tap_E1 DO 108 Bit_10_Tap_E1 DO 109 Bit_09_Tap_E1 DO 110 Bit_08_Tap_E1 DO 111 Bit_07_Tap_E1 DO 112 Bit_06_Tap_E1 DO 113 Bit_05_Tap_E1 DO 114 Bit_04_Tap_E1 DO 115 Bit_03_Tap_E1 DO 116 Bit_02_Tap_E1 DO 117 Bit_01_Tap_E1 DO 118 Bit_00_Tap_E1 DO 119 Not connected 120 VSSD GND (1) Explanation of abbreviations: DI Digital Input DO Digital Output |