| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - ams-OSRAM AG |
|
76 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 76 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 34 MISO_AB_2 DO 35 VDDA VDDA 36 VDD_Bulk VDD_Bulk 37 VDDD VDDD 38 VDDESD VDDESD 39 VSSA GND 40 VSS_Bulk GND 41 VSSD GND 42 Load_Pulse_AB_2 DI 43 VDDIO VDDIO 44 End_ADC_AB_2 DO 45 VDDA VDDA 46 VDDD VDDD 47 VSSA GND 48 VSSD GND 49 VDDIO VDDIO 50 Test_Mux_AB_2 Analogue Monitor - Leave n.c. 51 VDDA VDDA 52 VDD_Bulk VDD_Bulk 53 VDDD VDDD 54 VDDESD VDDESD 55 VSSA GND 56 VSS_Bulk GND 57 VSSD GND 58 N_Reset_AB DI 59 Pixel_Clock_AB_2 DO 60 VClamp_AB_2 VDDA 61 VSSESD/IO GND 62 LVAL_AB_1 DO 63 Bit_12_Tap_A1 DO 64 Bit_11_Tap_A1 DO 65 Bit_10_Tap_A1 DO 66 Bit_09_Tap_A1 DO 67 Bit_08_Tap_A1 DO 68 Bit_07_Tap_A1 DO 69 Bit_06_Tap_A1 DO 70 Bit_05_Tap_A1 DO 71 Bit_04_Tap_A1 DO |