| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - ams-OSRAM AG |
|
83 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 83 / 109 / Table 38: Connector 3 pinout Pin number Pin name Pin type(1) 1 N_CS_EF_1 DI 2 MISO_EF_1 DO 3 VDDA VDDA 4 VDDD VDDD 5 VSSA GND 6 VSS_Bulk GND 7 VSSD GND 8 Load_Pulse_EF_1 DI 9 VDDIO VDDIO 10 End_ADC_EF_1 DO 11 VDDA VDDA 12 VDD_Bulk VDD_Bulk 13 VDDD VDDD 14 VDDESD VDDESD 15 VSSA GND 16 VSS_Bulk GND 17 VSSD GND 18 VDDIO VDDIO 19 Test_Mux_EF_1 Analogue Monitor - Leave n.c. 20 VDDA VDDA 21 VDDD VDDD 22 VSSA GND 23 VSS_Bulk GND 24 VSSD GND 25 VSSESD/IO GND 26 Pixel_CLK_EF_1 DO 27 VClamp_EF_1 VDDA 28 Sample_EF DI 29 RST_CDS_EF DI 30 RST_CVC_EF DI 31 N_CS_EF_2 DI 32 SCLK_AB_EF DI 33 MOSI_AB_EF DI 34 MISO_EF_2 DO 35 VDDA VDDA 36 VDD_Bulk VDD_Bulk |