| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - ams-OSRAM AG |
|
87 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 87 / 109 / Table 39: Connector 4 pinout Pin number Pin name Pin type(1) 1 VSSESD/IO GND 2 LVAL_GH_1 DO 3 Bit_12_Tap_G1 DO 4 Bit_11_Tap_G1 DO 5 Bit_10_Tap_G1 DO 6 Bit_09_Tap_G1 DO 7 Bit_08_Tap_G1 DO 8 Bit_07_Tap_G1 DO 9 Bit_06_Tap_G1 DO 10 Bit_05_Tap_G1 DO 11 Bit_04_Tap_G1 DO 12 Bit_03_Tap_G1 DO 13 Bit_02_Tap_G1 DO 14 Bit_01_Tap_G1 DO 15 Bit_00_Tap_G1 DO 16 VSSESD/IO GND 17 Bit_00_Tap_H1 DO 18 Bit_01_Tap_H1 DO 19 Bit_02_Tap_H1 DO 20 Bit_03_Tap_H1 DO 21 Bit_04_Tap_H1 DO 22 Bit_05_Tap_H1 DO 23 Bit_06_Tap_H1 DO 24 Bit_07_Tap_H1 DO 25 Bit_08_Tap_H1 DO 26 Bit_09_Tap_H1 DO 27 Bit_10_Tap_H1 DO 28 Bit_11_Tap_H1 DO 29 Bit_12_Tap_H1 DO 30 Not connected 31 VSSESD/IO GND 32 LVAL_GH_2 DO 33 Bit_12_Tap_G2 DO 34 Bit_11_Tap_G2 DO 35 Bit_10_Tap_G2 DO 36 Bit_09_Tap_G2 DO |