| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
301020013 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301020013 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - ams-OSRAM AG |
|
77 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 77 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 72 Bit_03_Tap_A1 DO 73 Bit_02_Tap_A1 DO 74 Bit_01_Tap_A1 DO 75 Bit_00_Tap_A1 DO 76 VSSESD/IO GND 77 Bit_00_Tap_B1 DO 78 Bit_01_Tap_B1 DO 79 Bit_02_Tap_B1 DO 80 Bit_03_Tap_B1 DO 81 Bit_04_Tap_B1 DO 82 Bit_05_Tap_B1 DO 83 Bit_06_Tap_B1 DO 84 Bit_07_Tap_B1 DO 85 Bit_08_Tap_B1 DO 86 Bit_09_Tap_B1 DO 87 Bit_10_Tap_B1 DO 88 Bit_11_Tap_B1 DO 89 Bit_12_Tap_B1 DO 90 Main_CLK DI 91 VSSESD/IO GND 92 LVAL_AB_2 DO 93 Bit_12_Tap_A2 DO 94 Bit_11_Tap_A2 DO 95 Bit_10_Tap_A2 DO 96 Bit_09_Tap_A2 DO 97 Bit_08_Tap_A2 DO 98 Bit_07_Tap_A2 DO 99 Bit_06_Tap_A2 DO 100 Bit_05_Tap_A2 DO 101 Bit_04_Tap_A2 DO 102 Bit_03_Tap_A2 DO 103 Bit_02_Tap_A2 DO 104 Bit_01_Tap_A2 DO 105 Bit_00_Tap_A2 DO 106 VSSESD/IO GND 107 Bit_00_Tap_B2 DO 108 Bit_01_Tap_B2 DO 109 Bit_02_Tap_B2 DO |